|
If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader . |
|
Datasheet File OCR Text: |
0 . 8 v r e f e r e n c e u l t r a l o w d r o p o u t ( 0 . 2 5 v @ 3 a ) l i n e a r r e g u l a t o r c o p y r i g h t ? a n p e c e l e c t r o n i c s c o r p . r e v . a . 4 - m a y . , 2 0 0 5 a p l 5 9 1 3 w w w . a n p e c . c o m . t w 1 u l t r a l o w d r o p o u t - 0 . 2 5 v ( t y p i c a l ) a t 3 a o u t p u t c u r r e n t l o w e s r o u t p u t c a p a c i t o r ( m u l t i - l a y e r c h i p c a p a c i t o r s ( m l c c ) ) a p p l i c a b l e 0 . 8 v r e f e r e n c e v o l t a g e h i g h o u t p u t a c c u r a c y - 1 . 5 % o v e r l i n e , l o a d a n d t e m p e r a t u r e f a s t t r a n s i e n t r e s p o n s e a d j u s t a b l e o u t p u t v o l t a g e b y e x t e r n a l r e s i s t o r s p o w e r - o n - r e s e t m o n i t o r i n g o n b o t h v c n t l a n d v i n p i n s i n t e r n a l s o f t - s t a r t c u r r e n t - l i m i t p r o t e c t i o n u n d e r - v o l t a g e p r o t e c t i o n t h e r m a l s h u t d o w n w i t h h y s t e r e s i s p o w e r - o k o u t p u t w i t h a d e l a y t i m e s h u t d o w n f o r s t a n d b y o r s u s p e n d m o d e s i m p l e s o p - 8 - p p a c k a g e w i t h e x p o s e d p a d l e a d f r e e a v a i l a b l e ( r o h s c o m p l i a n t ) f e a t u r e s t h e a p l 5 9 1 3 i s a 3 a u l t r a l o w d r o p o u t l i n e a r r e g u l a t o r . t h i s p r o d u c t i s s p e c i f i c a l l y d e s i g n e d t o p r o v i d e w e l l s u p p l y v o l a t a g e f o r f r o n t - s i d e - b u s t e r m i n a t i o n o n m o t h e r b o a r d s a n d n b a p p l i c a t i o n s . t h e i c n e e d s t w o s u p p l y v o l t a g e s , a c o n t r o l v o l t a g e f o r t h e c i r c u i t r y a n d a m a i n s u p p l y v o l t a g e f o r p o w e r c o n v e r s i o n , t o r e d u c e p o w e r d i s s i p a t i o n a n d p r o v i d e e x t r e m e l y l o w d r o p o u t . t h e a p l 5 9 1 3 i n t e g r a t e s m a n y f u n c t i o n s . a p o w e r - o n - r e s e t ( p o r ) c i r c u i t m o n i t o r s b o t h s u p p l y v o l t a g e s t o p r e v e n t w r o n g o p e r a t i o n s . a t h e r m a l s h u t d o w n a n d c u r r e n t l i m i t f u n c t i o n s p r o t e c t t h e d e v i c e a g a i n s t t h e r m a l a n d c u r r e n t o v e r - l o a d s . a p o k i n d i c a t e s t h e o u t p u t s t a t u s w i t h t i m e d e l a y w h i c h i s s e t i n t e r n a l l y . i t c a n c o n t r o l o t h e r c o n v e r t e r f o r p o w e r s e q u e n c e . t h e a p l 5 9 1 3 c a n b e e n a b l e d b y o t h e r p o w e r s y s t e m . p u l l i n g a n d h o l d i n g t h e e n p i n b e l o w 0 . 3 v s h u t s o f f t h e o u t p u t . t h e a p l 5 9 1 3 i s a v a i l a b l e i n s o p - 8 - p p a c k a g e w h i c h f e a t u r e s s m a l l s i z e a s s o p - 8 a n d a n e x p o s e d p a d t o r e d u c e t h e j u n c t i o n - t o - c a s e r e s i s t a n c e , b e i n g a p p l i c a b l e i n 2 ~ 3 w a p p l i c a t i o n s . a p p l i c a t i o n s p i n c o n f i g u r a t i o n s o p - 8 - p ( t o p v i e w ) g e n e r a l d e s c r i p t i o n ( c o n n e c t e d t o v i n p l a n e f o r b e t t e r h e a t d i s s i p a t i o n ) = e x p o s e d p a d 1 2 3 4 8 7 6 5 en pok vcntl vin gnd fb vout vout vin front side bus vtt (1.2v/3a) note book pc applications motherboard applications
c o p y r i g h t ? a n p e c e l e c t r o n i c s c o r p . r e v . a . 4 - m a y . , 2 0 0 5 a p l 5 9 1 3 w w w . a n p e c . c o m . t w 2 package code ka : sop-8-p operating ambient temp. range c : 0 to 70 c handing code tu : tube tr : tape & reel lead free code l : lead free device blank : original device apl5913 - handling code temp. range package code apl5913 xxxxx apl5913 ka : xxxxx - date code lead free code o r d e r i n g a n d m a r k i n g i n f o r m a t i o n b l o c k d i a g r a m gnd vout vin vcntl current limit thermal limit en v ref 0.8v fb 90% v ref delay pok power- on-reset soft-start and control logic 0.4v uv eamp pok n o t e : a n p e c l e a d - f r e e p r o d u c t s c o n t a i n m o l d i n g c o m p o u n d s / d i e a t t a c h m a t e r i a l s a n d 1 0 0 % m a t t e t i n p l a t e t e r m i n a t i o n f i n i s h ; w h i c h a r e f u l l y c o m p l i a n t w i t h r o h s a n d c o m p a t i b l e w i t h b o t h s n p b a n d l e a d - f r e e s o l d i e r i n g o p e r a t i o n s . a n p e c l e a d - f r e e p r o d u c t s m e e t o r e x c e e d t h e l e a d - f r e e r e q u i r e m e n t s o f i p c / j e d e c j s t d - 0 2 0 c f o r m s l c l a s s i f i c a t i o n a t l e a d - f r e e p e a k r e f l o w t e m p e r a t u r e . c o p y r i g h t ? a n p e c e l e c t r o n i c s c o r p . r e v . a . 4 - m a y . , 2 0 0 5 a p l 5 9 1 3 w w w . a n p e c . c o m . t w 3 t y p i c a l a p p l i c a t i o n c i r c u i t 1. using an output capacitor with esr 3 18m w 2 . u s i n g a n m l c c a s t h e o u t p u t c a p a c i t o r v cntl +5v v out +1.2v / 3a c cntl 1uf v in +1.5v gnd vout vcntl pok vin c in 100uf c out 220 uf en enable en pok r3 1k 5 3 6 1 8 7 apl5913 r1 1k c1 33nf (in the range of 12 ~ 48nf) vout 4 fb 2 r2 2k v cntl +5v v out +1.2v / 3a c cntl 1uf v in +1.5v gnd vout vcntl pok vin c in 22uf c out 22uf en enable en pok r3 1k 5 3 6 1 8 7 apl5913 r1 39k c1 56pf vout 4 fb 2 r2 78k v out (v) r1 (k w ) r2 (k w ) c1 (pf) 1.05 43 137.6 47 1.5 27 30.86 82 1.8 15 12 150 c o p y r i g h t ? a n p e c e l e c t r o n i c s c o r p . r e v . a . 4 - m a y . , 2 0 0 5 a p l 5 9 1 3 w w w . a n p e c . c o m . t w 4 a b s o l u t e m a x i m u m r a t i n g s t h e r m a l c h a r a c t e r i s t i c s r e c o m m e n d e d o p e r a t i n g c o n d i t i o n s symbol parameter rating unit v cntl vcntl supply voltage (vcntl to gnd) - 0.3 ~ 7 v v in vin supply voltage (vin to gnd) - 0.3 ~ 3.3 v v i/o en and fb to gnd - 0.3 ~ v cntl +0.3 v v pok pok to gnd - 0.3 ~ 7 v p d average power dissipation 3 w p peak peak power dissipation (<20ms) 20 w t j junction temperature 150 o c t stg storage temperature - 65 ~ 150 o c t sdr soldering temperature, 10 seconds 300 o c v esd minimum esd rating (human body mode) 2 kv symbol parameter value unit q ja junction - to - ambient thermal resistance in free air (note) 40 o c/w n o t e : q j a i s m e a s u r e d w i t h t h e c o m p o n e n t m o u n t e d o n a h i g h e f f e c t i v e t h e r m a l c o n d u c t i v i t y t e s t b o a r d i n f r e e a i r . t h e e x p o s e d p a d o f s o p - 8 - p i s s o l d e r e d d i r e c t l y o n t h e p c b . symbol parameter range unit v cntl vcntl supply voltage 3.1 ~ 6 v v in vin supply voltage 1.1 ~ 3.3 v v out output voltage v cntl =3.3 5% v cntl =5.0 5% 0.8 ~ 1.2 0.8 ~ vin - 0.2 v i out vout output current 0 ~ 4 a t j junction temperature - 25 ~ 125 o c e l e c t r i c a l c h a r a c t e r i s t i c s apl591 3 symbol parameter test conditions min typ max unit supply current i cntl vcntl nominal supply current en = vcntl 0.4 1 8 ma i sd vcntl shuntdown current en = gnd 180 300 m a r e f e r t o t h e t y p i c a l a p p l i c a t i o n c i r c u i t . t h e s e s p e c i f i c a t i o n s a p p l y o v e r , v c n t l = 5 v , v i n = 1 . 5 v , v o u t = 1 . 2 v a n d t a = 0 t o 7 0 c , u n l e s s o t h e r w i s e s p e c i f i e d . t y p i c a l v a l u e s r e f e r t o t a = 2 5 c . c o p y r i g h t ? a n p e c e l e c t r o n i c s c o r p . r e v . a . 4 - m a y . , 2 0 0 5 a p l 5 9 1 3 w w w . a n p e c . c o m . t w 5 e l e c t r i c a l c h a r a c t e r i s t i c s ( c o n t . ) apl591 3 symbol parameter test conditions min typ max unit power - on - reset vcntl por threshold v cntl rising 2 . 7 2 .9 3 . 1 v vcntl por hysteresis 0.4 v vin por threshold v in rising 0. 8 0.9 1. 0 vin por hysteresis 0.5 v output voltage v ref reference voltage fb =vout 0.8 v output voltage accuracy i out =0a ~ 5a, t j = - 25 ~125 o c - 1 .5 +1 .5 % line regulation v cntl =3.3 ~ 5v 0.06 0.15 % load regulation i out =0a ~ 3 a 0.06 0.15 % dropout voltage i out = 3 a , v cn tl =5v , t j = 25 o c 0. 1 7 0.2 5 v dropout voltage i out = 3 a , v cntl =5v , t j = - 50~125 o c 0. 3 v protection v cntl =5v , t j = 25 o c 3.8 5 6.2 a v cntl =5v , t j = - 25 ~ 125 o c 4 a v cntl = 3.3 v , t j = 25 o c 3.8 4.8 5.3 a i lim current limit v cntl = 3.3 v , t j = - 25 ~ 125 o c 3.8 a t sd thermal shutdown temperature t j rising 150 o c thermal shutdown hysteresis 50 o c under - voltage threshold v fb falling 0.4 v enable and soft - start en logic high threshold voltage v en rising 0.3 0.4 0. 5 v en hysteresis 30 mv en pin pull - up current en=gnd 10 m a t ss soft - start interval 2 ms power ok and delay v pok pok threshold voltage for power ok v fb rising 90% 92% 9 4 % v ref v pnok pok threshold voltage for power not ok v fb falling 79 % 81% 83% v ref pok low voltage pok sinks 5ma 0.25 0 .4 v t delay pok delay time 1 3 10 ms r e f e r t o t h e t y p i c a l a p p l i c a t i o n c i r c u i t . t h e s e s p e c i f i c a t i o n s a p p l y o v e r , v c n t l = 5 v , v i n = 1 . 5 v , v o u t = 1 . 2 v a n d t a = 0 t o 7 0 c , u n l e s s o t h e r w i s e s p e c i f i e d . t y p i c a l v a l u e s r e f e r t o t a = 2 5 c . c o p y r i g h t ? a n p e c e l e c t r o n i c s c o r p . r e v . a . 4 - m a y . , 2 0 0 5 a p l 5 9 1 3 w w w . a n p e c . c o m . t w 6 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 -50 -25 0 25 50 75 100 125 0 50 100 150 200 250 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 -50 -25 0 25 50 75 100 125 t y p i c a l o p e r a t i n g c h a r a c t e r i s t i c s v c n t l s u p p l y c u r r e n t v s . j u n c t i o n t e m p e r a t u r e vcntl supply current, i cntl (ma) j u n c t i o n t e m p e r a t u r e ( c ) v c n t l = 3 . 3 v v c n t l = 5 v c u r r e n t - l i m i t v s . j u n c t i o n t e m p e r a t u r e current-limit, i lim (a) j u n c t i o n t e m p e r a t u r e ( c ) v c n t l = 3 . 3 v v c n t l = 5 v d r o p o u t v o l t a g e v s . o u t p u t c u r r e n t d r o p o u t v o l t a g e v s . o u t p u t c u r r e n t dropout voltage (mv) dropout voltage (mv) o u t p u t c u r r e n t , l o u t ( a ) o u t p u t c u r r e n t , l o u t ( a ) v c n t l = 3 . 3 v v o u t = 1 . 2 v v c n t l = 5 v v o u t = 1 . 2 v t j = 1 2 5 c t j = 7 5 c t j = 2 5 c t j = 0 c t j = - 2 5 c t j = 1 2 5 c t j = 7 5 c t j = 2 5 c t j = 0 c t j = - 2 5 c c o p y r i g h t ? a n p e c e l e c t r o n i c s c o r p . r e v . a . 4 - m a y . , 2 0 0 5 a p l 5 9 1 3 w w w . a n p e c . c o m . t w 7 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 100 1000 10000 100000 1000000 2.5 2.7 2.9 3.1 3.3 3.5 3.7 3.9 4.1 4.3 4.5 -50 -25 0 25 50 75 100 125 0.792 0.794 0.796 0.798 0.800 0.802 0.804 0.806 0.808 -50 -25 0 25 50 75 100 125 t y p i c a l o p e r a t i n g c h a r a c t e r i s t i c s j u n c t i o n t e m p e r a t u r e ( c ) j u n c t i o n t e m p e r a t u r e ( c ) r e f e r e n c e v o l t a g e v s . j u n c t i o n t e m p e r a t u r e referemce voltage, v ref (mv) p o k d e l a y t i m e v s . j u n c t i o n t e m p e r a t u r e pok delay time (ms) v c n t l = 3 . 3 v v c n t l = 5 v -60.00 -50.00 -40.00 -30.00 -20.00 -10.00 0.00 100 1000 10000 100000 1000000 f r e q u e n c y ( h z ) ripple rejection (db) v c n t l p s r r v c n t l = 4 . 5 v ~ 5 . 5 v v i n = 1 . 5 v v o u t = 1 . 2 v i o u t = 3 a c i n = 1 0 0 m f c o u t = 3 3 0 u f ( e s r = 3 0 m w ) amplitude (db) v i n p s r r f r e q u e n c y ( h z ) v c n t l = 5 v v i n = 1 . 5 v ( l o w e r b o u n d ) v i n p k - p k = 1 0 0 m v c i n = 4 7 m f c o u t = 3 3 0 u f ( 3 0 m w ) i o u t = 3 a v o u t = 1 . 2 v c o p y r i g h t ? a n p e c e l e c t r o n i c s c o r p . r e v . a . 4 - m a y . , 2 0 0 5 a p l 5 9 1 3 w w w . a n p e c . c o m . t w 8 o p e r a t i n g w a v e f o r m s +5v c3 1uf c4 470uf x2 c5 1000uf x2 l2 3.3uh q1 apm2014n ugate lgate 4 vcc 5 gnd 3 ocset 7 phase 8 q2 apm2014n c2 1uf 2 u2 apw7057 fb 6 boot 1 d1 1n4148 r7 2k c7 0.1uf r5 1.75k r8 8.2k c6 0.1uf q3 shutdown r6 0 r4 2.2 c8 470pf l1 1uh c9 47uf v cntl +5v v out +1.2v/3 a c vcntl 1uf v in +1.5v gnd vout vcntl pok vin c in 100uf c out 220uf en enable en pok r3 1k 7 3 6 1 8 5 u1 apl5913 r1 1k c1 33nf vout 4 fb 2 r2 2k 1 . l o a d t r a n s i e n t r e s p o n s e : 1 . 1 u s i n g a n o u t p u t c a p a c i t o r w i t h e s r 3 1 8 m w - c o u t = 2 2 0 m f / 6 . 3 v ( e s r = 3 0 m w ) , c i n = 1 0 0 m f / 6 . 3 v - i o u t = 1 0 m a t o 3 a t o 1 0 m a , r i s e t i m e = f a l l t i m e = 1 m s i o u t = 1 0 m a - > 3 a i o u t = 1 0 m a - > 3 a - > 1 0 m a i o u t = 3 a - > 1 0 m a v o u t i o u t v o u t i o u t v o u t i o u t c h 1 : v o u t , 5 0 m v / d i v c h 2 : i o u t , 1 a / d i v t i m e : 2 m s / d i v c h 1 : v o u t , 5 0 m v / d i v c h 2 : i o u t , 1 a / d i v t i m e : 2 0 m s / d i v c h 1 : v o u t , 5 0 m v / d i v c h 2 : i o u t , 1 a / d i v t i m e : 2 m s / d i v r1=1k w , r2= 2k w , c1=33nf r1=1k w , r2= 2k w , c1=33nf 1 1 2 2 c o p y r i g h t ? a n p e c e l e c t r o n i c s c o r p . r e v . a . 4 - m a y . , 2 0 0 5 a p l 5 9 1 3 w w w . a n p e c . c o m . t w 9 o p e r a t i n g w a v e f o r m s ( c o n t . ) 2 . p o w e r o n / p o w e r o f f : - v i n = 1 . 5 v , v c n t l = 5 v , v o u t = 1 . 2 v - c o u t = 2 2 0 m f / 6 . 3 v ( e s r = 3 0 m w) , c i n = 1 0 0 m f / 6 . 3 v , r l = 1 w ch1 : v in ,1v/div ch2 : v out ,1v/div ch3 : v pok ,1v/div ch4 : v cntl ,2v/div time : 10ms/div p o w e r o n v i n v o u t v c n t l v p o k c h 1 c h 2 c h 3 c h 4 c h 1 : v i n , 1 v / d i v c h 2 : v o u t , 1 v / d i v c h 3 : v p o k , 1 v / d i v c h 4 : v c n t l , 2 v / d i v t i m e : 1 0 m s / d i v ch1 ch2 ch3 ch4 power off v in v out v pok v cntl ch1 ch2 ch3 ch4 power off v in v in v out v out v pok v pok v cntl v cntl 1 . 2 u s i n g a n m l c c a s t h e o u t p u t c a p a c i t o r - c o u t = 2 2 m f / 6 . 3 v ( e s r = 3 m w ) , c i n = 2 2 m f / 6 . 3 v - i o u t = 1 0 m a t o 3 a t o 1 0 m a , r i s e t i m e = f a l l t i m e = 1 m s i o u t = 1 0 m a - > 3 a i o u t = 1 0 m a - > 3 a - > 1 0 m a i o u t = 3 a - > 1 0 m a v o u t i o u t v o u t i o u t v o u t i o u t c h 1 : v o u t , 1 0 0 m v / d i v c h 2 : i o u t , 1 a / d i v t i m e : 2 m s / d i v c h 1 : v o u t , 1 0 0 m v / d i v c h 2 : i o u t , 1 a / d i v t i m e : 2 0 m s / d i v c h 1 : v o u t , 1 0 0 m v / d i v c h 2 : i o u t , 1 a / d i v t i m e : 2 m s / d i v 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 r1=39k w , r2=78 k w c1=56pf r1=39k w , r2=78 k w c1=56pf c o p y r i g h t ? a n p e c e l e c t r o n i c s c o r p . r e v . a . 4 - m a y . , 2 0 0 5 a p l 5 9 1 3 w w w . a n p e c . c o m . t w 1 0 ch1 : v in ,1v/div ch2 : v out ,1v/div ch3 : v pok ,1v/div time : 1ms/div o p e r a t i n g w a v e f o r m s ( c o n t . ) pok delay ch1 ch2 ch3 v in v out v pok pok delay ch1 ch2 ch3 v in v in v out v out v pok v pok 4 . p o k d e l a y : - v i n = 1 . 5 v , v c n t l = 5 v , v o u t = 1 . 2 v - c o u t = 2 2 0 m f / 6 . 3 v ( e s r = 3 0 m w) , c i n = 1 0 0 m f / 6 . 3 v , r l = 1 w ch1 : v en ,5v/div ch2 : v out ,1v/div ch3 : i out ,1a/div ch4 : v pok ,1v/div time : 1ms/div ch1 : v en ,5v/div ch2 : v out ,1v/div ch3 : i out ,1a/div ch4 : v pok ,1v/div time : 1ms/div ch1 ch2 ch3 ch4 shutdown v en v out i out v pok ch1 ch2 ch3 ch4 shutdown v en v en v out v out i out i out v pok v pok 3 . s h u t d o w n a n d e n a b l e : - v i n = 1 . 5 v , v c n t l = 5 v , v o u t = 1 . 2 v - c o u t = 2 2 0 m f / 6 . 3 v ( e s r = 3 0 m w) , c i n = 1 0 0 m f / 6 . 3 v , r l = 1 w ch1 ch2 ch3 ch4 enable v en v out i out v pok ch1 ch2 ch3 ch4 enable v en v en v out v out i out i out v pok v pok c o p y r i g h t ? a n p e c e l e c t r o n i c s c o r p . r e v . a . 4 - m a y . , 2 0 0 5 a p l 5 9 1 3 w w w . a n p e c . c o m . t w 1 1 f u n c t i o n a l p i n d e s c r i p t i o n gnd (pin 1) ground pin of the circuitry. all voltage levels are measured with respect to this pin. fb (pin 2) connecting this pin to an external resistor divider receives the feedback voltage of the regulator. the output voltage set by the resistor divider is determined by: where r1 is connected from vout to fb with kelvin sensing and r2 is connected from fb to gnd. a bypass capacitor may be connected with r1in parallel to improve load transient response. the recommended r2 and r1 are in the range of 100~10k w . vout (pin 3,4) output of the regulator. please connect pin 3 and 4 together using wide tracks. it is necessary to connect a output capacitor with this pin for closed-loop compensation and improving transient responses. vin (pin 5) and exposed pad main supply input pins for power conversions. the exposed pad provide a very low impedance input path f u n c t i o n a l d e s c r i p t i o n p o w e r - o n - r e s e t a p o w e r - o n - r e s e t ( p o r ) c i r c u i t m o n i t o r s b o t h i n p u t v o l t a g e s a t v c n t l a n d v i n p i n s t o p r e v e n t w r o n g l o g i c c o n t r o l s . t h e p o r f u n c t i o n i n i t i a t e s a s o f t - s t a r t p r o c e s s a f t e r t h e t w o s u p p l y v o l t a g e s e x c e e d t h e i r r i s i n g p o r t h r e s h o l d v o l t a g e s d u r i n g p o w e r i n g o n . t h e p o r f u n c t i o n a l s o p u l l s l o w t h e p o k p i n r e g a r d l e s s t h e o u t p u t v o l t a g e w h e n t h e v c n t l v o l t a g e f a l l s b e l o w i t ? s f a l l i n g p o r t h r e s h o l d . ? ? ? ? + = r2 r1 1 0.8 v out ( v ) for the main supply voltage. please tie the exposed pad and vin pin (pin 8) together to reduce the dropout voltage. the voltage at this pins is monitored for power- on reset purpose. vcntl (pin 6) power input pin of the control circuitry. connecting this pin to a +5v (recommended) supply voltage provides the bias for the control circuitry. the voltage at this pin is monitored for power-on reset purpose. pok (pin 7) power-ok signal output pin. this pin is an open-drain output used to indicate status of output voltage by sensing fb voltage. this pin is pulled low when the rising fb voltage is not above the v pok threshold or the falling fb voltage is below the v pnok threshold, indicating the output is not ok. e n ( p i n 8 ) enable control pin. pulling and holding this pin below 0.3v shuts down the output. when re-enabled, the ic undergoes a new soft-start cycle . left this pin open, an internal current source 10 m a pulls this pin up to vcntl voltage, enabling the regulator. i n t e r n a l s o f t - s t a r t a n i n t e r n a l s o f t - s t a r t f u n c t i o n c o n t r o l s r i s e r a t e o f t h e o u t p u t v o l t a g e t o l i m i t t h e c u r r e n t s u r g e a t s t a r t - u p . t h e t y p i c a l s o f t - s t a r t i n t e r v a l i s a b o u t 2 m s . o u t p u t v o l t a g e r e g u l a t i o n a n e r r o r a m p l i f i e r w o r k i n g w i t h a t e m p e r a t u r e - c o m p e n s a t e d 0 . 8 v r e f e r e n c e a n d a n o u t p u t n m o s r e g u l a t e s o u t p u t t o t h e p r e s e t v o l t a g e . t h e e r r o r a m p l i f i e r d e s i g n e d w i t h h i g h b a n d w i d t h a n d d c g a i n c o p y r i g h t ? a n p e c e l e c t r o n i c s c o r p . r e v . a . 4 - m a y . , 2 0 0 5 a p l 5 9 1 3 w w w . a n p e c . c o m . t w 1 2 f u n c t i o n a l d e s c r i p t i o n ( c o n t . ) a p p l i c a t i o n i n f o r m a t i o n p o w e r s e q u e n c i n g t h e p o w e r s e q u e n c i n g o f v i n a n d v c n t l i s n o t n e c e s s a r y t o b e c o n c e r n e d . b u t d o n o t a p p l y a v o l t a g e t o v o u t f o r a l o n g t i m e w h e n t h e m a i n v o l t a g e a p p l i e d a t v i n i s n o t p r e s e n t . t h e r e a s o n i s t h e i n t e r n a l p a r a s i t i c d i o d e f r o m v o u t t o v i n c o n d u c t s a n d d i s s i p a t e s p o w e r w i t h o u t p r o t e c t i o n s d u e t o t h e f o r w a r d - v o l t a g e . o u t p u t c a p a c i t o r t h e a p l 5 9 1 3 r e q u i r e s a p r o p e r o u t p u t c a p a c i t o r t o m a i n t a i n s t a b i l i t y a n d i m p r o v e t r a n s i e n t r e s p o n s e o v e r t e m p e r a t u r e a n d c u r r e n t . t h e o u t p u t c a p a c i t o r s e l e c t i o n i s t o s e l e c t p r o p e r e s r ( e q u i v a l e n t s e r i e s r e s i s t a n c e ) a n d c a p a c i t a n c e o f t h e o u t p u t c a p a c i t o r f o r g o o d s t a b i l i t y a n d l o a d t r a n s i e n t r e s p o n s e . p r o v i d e s v e r y fast transient response and less load regulation. it compares the reference with the feedback voltage and amplifies the difference to drive the output nmos which provides load current from vin to vout. current-limit the apl5913 monitors the current via the output nmos and limits the maximum current to prevent load and apl5913 from damages during overload or short- circuit conditions. under-voltage protection (uvp) the apl5913 monitors the voltage on fb pin after soft-start process is finished. therefore the uvp is disable during soft-start. when the voltage on fb pin falls below the under-voltage threshold, the uvp circuit shuts off the output immediately. after a while, the apl5913 starts a new soft-start to regulate output. thermal shutdown a thermal shutdown circuit limits the junction temperature of apl5913. when the junction temperature exceeds +150c, a thermal sensor turns off the output nmos, allowing the device to cool down. the regulator regulates the output again through initiation of a new soft-start cycle after the junction temperature cools by 50c, resulting in a pulsed output during continuous thermal overload conditions. the thermal shutdown designed o u t p u t v o l t a g e r e g u l a t i o n ( c o n t . ) with a 50 o c hysteresis lowers the average junction temperature during continuous thermal overload conditions, extending life time of the device. for normal operation, device power dissipation should be externally limited so that junction temperatures will not exceed +125 c. e n a b l e c o n t r o l t h e a p l 5 9 1 3 h a s a d e d i c a t e d e n a b l e p i n ( e n ) . a l o g i c l o w s i g n a l ( v e n < 0 . 3 v ) a p p l i e d t o t h i s p i n s h u t s d o w n t h e o u t p u t . f o l l o w i n g a s h u t d o w n , a l o g i c h i g h s i g n a l r e - e n a b l e s t h e o u t p u t t h r o u g h i n i t i a t i o n o f a n e w s o f t s t a r t c y c l e . l e f t o p e n , t h i s p i n i s p u l l e d u p b y a n i n t e r n a l c u r r e n t s o u r c e ( 1 0 m a t y p i c a l ) t o e n a b l e o p e r a t i o n . i t ? s n o t n e c e s s a r y t o u s e a n e x t e r n a l t r a n s i s t o r t o s a v e c o s t . p o w e r - o k a n d d e l a y t h e a p l 5 9 1 3 i n d i c a t e s t h e s t a t u s o f t h e o u t p u t v o l t a g e b y m o n i t o r i n g t h e f e e d b a c k v o l t a g e ( v f b ) o n f b p i n . a s t h e v f b r i s e s a n d r e a c h e s t h e r i s i n g p o w e r - o k t h r e s h o l d ( v p o k ) , a n i n t e r n a l d e l a y f u n c t i o n s t a r t s t o p e r f o r m a d e l a y t i m e . a t t h e e n d o f t h e d e l a y t i m e , t h e i c t u r n s o f f t h e i n t e r n a l n m o s o f t h e p o k t o i n d i c a t e t h e o u t p u t i s o k . a s t h e v f b f a l l s a n d r e a c h e s t h e f a l l i n g p o w e r - o k t h r e s h o l d ( v p n o k ) , t h e i c i m m e d i a t e l y t u r n s o n t h e n m o s o f t h e p o k t o i n d i c a t e t h e o u t p u t i s n o t o k w i t h o u t a d e l a y t i m e . c o p y r i g h t ? a n p e c e l e c t r o n i c s c o r p . r e v . a . 4 - m a y . , 2 0 0 5 a p l 5 9 1 3 w w w . a n p e c . c o m . t w 1 3 a p p l i c a t i o n i n f o r m a t i o n ( c o n t . ) o u t p u t c a p a c i t o r ( c o n t . ) t h e a p l 5 9 1 3 i s d e s i g n e d w i t h a p r o g r a m m a b l e f e e d b a c k c o m p e n s a t i o n a d j u s t e d b y a n e x t e r n a l f e e d b a c k n e t w o r k f o r t h e u s e o f w i d e r a n g e s o f e s r a n d c a p a c i t a n c e i n a l l a p p l i c a t i o n s . u l t r a - l o w - e s r c a p a c i t o r s ( s u c h a s c e r a m i c c h i p c a p a c i t o r s ) , l o w - e s r b u l k c a p a c i t o r s ( s u c h a s s o l i d t a n t a l u m , p o s c a p , a n d a l u m i n u m e l e c t r o l y t i c c a p a c i t o r s ) a l l c a n b e u s e d a s a n o u t p u t c a p a c i t o r . t h e v a l u e o f t h e o u t p u t c a p a c i t o r s c a n b e i n c r e a s e d w i t h o u t l i m i t . d u r i n g l o a d t r a n s i e n t s , t h e o u t p u t c a p a c i t o r s , d e p e n d i n g o n t h e s t e p p i n g a m p l i t u d e a n d s l e w r a t e o f l o a d c u r r e n t , a r e u s e d t o r e d u c e t h e s l e w r a t e o f t h e c u r r e n t s e e n b y t h e a p l 5 9 1 3 a n d h e l p t h e d e v i c e t o m i n i m i z e t h e v a r i a t i o n s o f o u t p u t v o l t a g e f o r g o o d t r a n s i e n t r e s p o n s e . f o r t h e a p p l i c a t i o n s w i t h l a r g e s t e p p i n g l o a d c u r r e n t , t h e l o w - e s r b u l k c a p a c i t o r s a r e n o r m a l l y r e c o m m e n d e d . d e c o u p l i n g c e r a m i c c a p a c i t o r s m u s t b e p l a c e d a t t h e l o a d a n d g r o u n d p i n s a s c l o s e a s p o s s i b l e a n d t h e i m p e d a n c e o f t h e l a y o u t m u s t b e m i n i m i z e d . i n p u t c a p a c i t o r t h e a p l 5 9 1 3 r e q u i r e s p r o p e r i n p u t c a p a c i t o r s t o s u p - p l y c u r r e n t s u r g e d u r i n g s t e p p i n g l o a d t r a n s i e n t s t o p r e v e n t t h e i n p u t r a i l f r o m d r o p p i n g . b e c a u s e t h e p a r a s i t i c i n d u c t o r f r o m t h e v o l t a g e s o u r c e s o r o t h e r b u l k c a p a c i t o r s t o t h e v i n p i n l i m i t t h e s l e w r a t e o f t h e s u r g e c u r r e n t s . m o r e p a r a s i t i c i n d u c t a n c e n e e d s m o r e i n p u t c a p a c i t a n c e . u l t r a - l o w - e s r c a p a c i t o r s , s u c h a s c e r a m i c c h i p c a p a c i t o r s , a r e v e r y g o o d f o r t h e i n p u t c a p a c i t o r s a n a l u m i n u m e l e c t r o l y t i c c a p a c i t o r ( > 1 0 0 m f , e s r < 3 0 0 m w ) i s r e c o m m e n d e d a s t h e i n p u t c a p a c i t o r . i t i s n o t n e c e s s a r y t o u s e l o w - e s r c a p a c i t o r s . m o r e c a p a c i t a n c e r e d u c e t h e v a r i a t i o n s o f t h e i n p u t v o l t a g e o f v i n p i n . f e e d b a c k n e t w o r k f i g u r e 1 s h o w s t h e f e e d b a c k n e t w o r k b e t w e e n v o u t , g n d a n d f b p i n s . i t w o r k s w i t h t h e i n t e r n a l e r r o r a m p l i f i e r t o p r o v i d e p r o p e r f r e q u e n c y r e s p o n s e f o r t h e l i n e a r r e g u l a t o r . t h e e s r i s t h e e q u i v a l e n t s e r i e s r e s i s t a n c e o f t h e o u t p u t c a p a c i t o r . t h e c o u t i s i d e a l c a p a c i t a n c e i n t h e o u t p u t c a p a c i t o r . t h e v o u t i s t h e s e t t i n g o f t h e o u t p u t v o l t a g e . v err v fb r1 r2 c1 v out fb vout v ref eamp apl5913 c out esr f i g u r e 1 t h e f e e d b a c k n e t w o r k s e l e c t i o n d e p e n d s o n t h e v a l u e s o f t h e e s r a n d c o u t , w h i c h h a s b e e n c l a s s i f i e d i n t o t h r e e c o n d i t i o n s : ? c o n d i t i o n 1 : l a r g e e s r ( 3 1 8 m w ) - s e l e c t t h e r 1 i n t h e r a n g e o f 4 0 0 w ~ 2 . 4 k w - c a l c u l a t e t h e r 2 a s t h e f o l l o w i n g : - c a l c u l a t e t h e c 1 a s t h e f o l l o w i n g : ? c o n d i t i o n 2 : m i d d l e e s r - c a l c u l a t e t h e r 1 a s t h e f o l l o w i n g : (1) .......... 0.8 - v 0.8 r1 r2 (v) out(v) (v) ) (k ) (k = w w (2) ...... r1 v 40 c1 r1 v 10 ) (k out(v) (nf) ) (k out(v) w w (3) ......... 15 v 37.5 esr 2157 r1 out(v) ) (m ) (k + - = w w c o p y r i g h t ? a n p e c e l e c t r o n i c s c o r p . r e v . a . 4 - m a y . , 2 0 0 5 a p l 5 9 1 3 w w w . a n p e c . c o m . t w 1 4 f e e d b a c k n e t w o r k ( c o n t . ) a p p l i c a t i o n i n f o r m a t i o n ( c o n t . ) s e l e c t a p r o p e r r 1 ( s e l e c t e d ) t o b e a l i t t l e l a r g e r t h a n t h e c a l c u l a t e d r 1 . - c a l c u l a t e t h e c 1 a s t h e f o l l o w i n g : w h e r e r 1 = r 1 ( s e l e c t e d ) s e l e c t a p r o p e r c 1 ( s e l e c t e d ) t o b e a l i t t l e s m a l l e r t h a n t h e c a l c u l a t e d c 1 . - t h e c 1 c a l c u l a t e d f r o m e q u a t i o n ( 4 ) m u s t m e e t t h e f o l l o w i n g e q u a t i o n : w h e r e r 1 = r 1 ( c a l c u l a t e d ) f r o m e q u a t i o n ( 3 ) i f t h e c 1 ( c a l c u l a t e d ) c a n n o t m e e t t h e e q u a t i o n ( 5 ) , p l e a s e u s e t h e c o n d i t i o n 3 . - u s e e q u a t i o n ( 2 ) t o c a l c u l a t e t h e r 2 . ? c o n d i t i o n 3 : l o w e s r ( e g . c e r a m i c c a p a c i t o r s ) - c a l c u l a t e t h e r 1 a s t h e f o l l o w i n g : s e l e c t a p r o p e r r 1 ( s e l e c t e d ) t o b e a l i t t l e l a r g e r t h a n t h e c a l c u l a t e d r 1 . t h e m i n i m u m s e l e c t e d r 1 i s e q u a l t o 1 k w w h e n t h e c a l c u l a t e d r 1 i s s m a l l e r t h a n 1 k o r n e g a t i v e . - c a l c u l a t e t h e c 1 a s t h e f o l l o w i n g : w h e r e r 1 = r 1 ( s e l e c t e d ) s e l e c t a p r o p e r c 1 ( s e l e c t e d ) t o b e a l i t t l e s m a l l e r t h a n t h e c a l c u l a t e d c 1 . - t h e c 1 c a l c u l a t e d f r o m e q u a t i o n ( 7 ) m u s t m e e t t h e f o l l o w i n g e q u a t i o n : w h e r e r 1 = r 1 ( c a l c u l a t e d ) f r o m e q u a t i o n ( 6 ) i f t h e c 1 ( c a l c u l a t e d ) c a n n o t m e e t t h e e q u a t i o n ( 8 ) , p l e a s e u s e t h e c o n d i t i o n 2 . - u s e e q u a t i o n ( 2 ) t o c a l c u l a t e t h e r 2 . t h e r e a s o n t o h a v e t h r e e c o n d i t i o n s d e s c r i b e d a b o v e i s t o o p t i m i z e t h e l o a d t r a n s i e n t r e s p o n s e s f o r a l l k i n d s o f t h e o u t p u t c a p a c i t o r . f o r s t a b i l i t y o n l y , t h e c o n d i t i o n 2 , r e g a r d l e s s o f e q u a t i o n ( 5 ) , i s e n o u g h f o r a l l k i n d s o f o u t p u t c a p a c i t o r . [ ] (4) ........ r1 c 101 esr 0.71 c1 ) (k out(uf) ) (m (pf) w w + = (5) .. r1 v 37.5 1 esr 143 1 7.2 c1 ) (k out(v) ) (m (pf) ? ? + ? ? + 3 w w (6) .. v 37.5 c 300) esr (2.1 r1 out(v) out(uf) ) (m ) (k - + = w w (7) .. r1 v 37.5 1 c 34.2) esr (0.24 c1 ) (k out(v) out(uf) ) (m (pf) ? ? + + = w w (8) .. c esr r1 v 1.25 0.033 c1 out(uf) ) (m ) (k out(v) (pf) ? ? + 3 w w p c b l a y o u t c o n s i d e r a t i o n s ( s e e f i g u r e 2 ) 1 . p l e a s e s o l d e r t h e e x p o s e d p a d a n d v i n t o g e t h e r o n t h e p c b . t h e m a i n c u r r e n t f l o w i s t h r o u g h t h e e x p o s e d p a d . r e f e r f i g u r e 3 t o m a k e a p r o x i m a t e t o p o l o g y . 2 . p l e a s e p l a c e t h e i n p u t c a p a c i t o r s f o r v i n a n d v c n t l p i n s n e a r p i n s a s c l o s e a s p o s s i b l e . 3 . c e r a m i c d e c o u p l i n g c a p a c i t o r s f o r l o a d m u s t b e p l a c e d n e a r t h e l o a d a s c l o s e a s p o s s i b l e . 4 . t o p l a c e a p l 5 9 1 3 a n d o u t p u t c a p a c i t o r s n e a r t h e l o a d i s g o o d f o r p e r f o r m a n c e . 5 . t h e n e g a t i v e p i n s o f t h e i n p u t a n d o u t p u t c a p a c i - t o r s a n d t h e g n d p i n o f t h e a p l 5 9 1 3 a r e c o n n e c t e d t o t h e g r o u n d p l a n e o f t h e l o a d . 6 . p l e a s e c o n n e c t p i n 3 a n d 4 t o g e t h e r b y a w i d e t r a c k . 7 . l a r g e c u r r e n t p a t h s m u s t h a v e w i d e t r a c k s . 8 . s e e t h e t y p i c a l a p p l i c a t i o n ( s e e n e x t p a g e f i g u r e 2 ) - c o n n e c t t h e o n e p i n o f t h e r 2 t o t h e g n d o f a p l 5 9 1 3 - c o n n e c t t h e o n e p i n o f r 1 t o t h e p i n 3 o f a p l 5 9 1 3 - c o n n e c t t h e o n e p i n o f c 1 t o t h e p i n 3 o f a p l 5 9 1 3 c o p y r i g h t ? a n p e c e l e c t r o n i c s c o r p . r e v . a . 4 - m a y . , 2 0 0 5 a p l 5 9 1 3 w w w . a n p e c . c o m . t w 1 5 a p p l i c a t i o n i n f o r m a t i o n ( c o n t . ) p c b l a y o u t c o n s i d e r a t i o n s ( c o n t . ) v cntl v out c cntl v in gnd vout vcntl vin c in c out apl5913 r1 c1 vout fb r2 load f i g u r e 2 t h e r m a l c o n s i d e r a t i o n s s e e f i g u r e 3 . t h e s o p - 8 - p i s a c o s t - e f f e c t i v e p a c k a g e f e a t u r i n g a s m a l l s i z e l i k e a s t a n d a r d s o p - 8 a n d a b o t t o m e x p o s e d p a d t o m i n i m i z e t h e t h e r m a l r e s i s t a n c e o f t h e p a c k a g e , b e i n g a p p l i c a b l e t o h i g h c u r r e n t a p p l i c a t i o n s . t h e e x p o s e d p a d m u s t b e s o l d e r e d t o t h e t o p v i n p l a n e . t h e c o p p e r o f t h e v i n p l a n e o n t h e t o p l a y e r c o n d u c t s h e a t i n t o t h e p c b a n d a i r . p l e a s e e n l a r g e t h e a r e a t o r e d u c e t h e c a s e - t o - a m b i e n t r e s i s t a n c e ( c c a ) . figure 4 exposed pad die top v in plane pcb ambient air 118 mil 102 mil sop-8-p 5 6 7 8 1 2 3 4 top v out plane figure 4 exposed pad die top v in plane pcb ambient air 118 mil 102 mil sop-8-p 5 6 7 8 1 2 3 4 top v out plane f i g u r e 3 c o p y r i g h t ? a n p e c e l e c t r o n i c s c o r p . r e v . a . 4 - m a y . , 2 0 0 5 a p l 5 9 1 3 w w w . a n p e c . c o m . t w 1 6 p a c k a g i n g i n f o r m a t i o n h e e1 e2 0.015x45 d a a1 0.004max. 1 l e1 d1 s o p - 8 - p p i n ( r e f e r e n c e j e d e c r e g i s t r a t i o n m s - 0 1 2 ) millimeters inches dim min. max. min. max. a 1.35 1.75 0.053 0.069 a1 0.10 0.25 0.004 0.010 d 4.80 5.00 0.189 0.197 d1 3.00 ref 0.118ref e 3.80 4.00 0.150 0.157 e1 2.60 ref 0.102ref h 5.80 6.20 0.228 0.244 l 0.40 1.27 0.016 0.050 e1 0.33 0.51 0.013 0.020 e2 1.27bsc 0.50bsc f 1 8 8 c o p y r i g h t ? a n p e c e l e c t r o n i c s c o r p . r e v . a . 4 - m a y . , 2 0 0 5 a p l 5 9 1 3 w w w . a n p e c . c o m . t w 1 7 p h y s i c a l s p e c i f i c a t i o n s terminal material solder - plated copper (solder material : 90/10 or 63/37 snpb) , 100%sn lead solderability meets eia specification rsi86 - 91, ansi/j - std - 002 category 3. r e f l o w c o n d i t i o n ( i r / c o n v e c t i o n o r v p r r e f l o w ) t 25 c to peak tp ramp-up t l ramp-down ts preheat tsmax tsmin t l t p 25 temperature time critical zone t l to t p c l a s s i f i c a t i n r e f l o w p r o f i l e s ( m m ) profile feature sn - pb eutectic assembly pb - free assembly average ramp - up rate (t l to t p ) 3 c/second max. 3 c/second max. preheat - temperature min (tsmin) - temperature max (tsmax) - time (min to max) (ts) 100 c 150 c 60 - 120 seconds 150 c 200 c 60 - 180 seconds time maintained above: - temperature (t l ) - time (t l ) 183 c 60 - 150 seconds 217 c 60 - 150 seconds peak /classificatioon temperature (tp) see table 1 see table 2 time within 5 c of actual peak temperature (tp) 10 - 30 seconds 20 - 40 seconds ramp - down rate 6 c/se cond max. 6 c/second max. time 25 c to peak temperature 6 minutes max. 8 minutes max. notes: all temperatures refer to topside of the package .measured on the body surface. c o p y r i g h t ? a n p e c e l e c t r o n i c s c o r p . r e v . a . 4 - m a y . , 2 0 0 5 a p l 5 9 1 3 w w w . a n p e c . c o m . t w 1 8 c a r r i e r t a p e & r e e l d i m e n s i o n s t ao e w po p ko bo d1 d f p1 test item method description solderability mil - std - 883d - 2003 245 c, 5 sec holt mil - std - 883d - 1005.7 1000 hrs bias @125 c pct jesd - 22 - b,a102 168 hrs, 100 % rh, 121 c tst mil - std - 883d - 1011.9 - 65 c~150 c, 200 cycles esd mil - std - 883d - 3015.7 vhbm > 2kv, vmm > 200v latch - up jesd 78 10ms, 1 tr > 100ma r e l i a b i l i t y t e s t p r o g r a m table 1. snpb entectic process ? package peak reflow temperature s package thickness volume mm 3 <350 volume mm 3 3 350 <2.5 mm 240 +0/ - 5 c 225 +0/ - 5 c 3 2.5 mm 225 +0/ - 5 c 225 +0/ - 5 c table 2. pb - free process ? package classification reflow temperatures package thickness volume mm 3 <350 volume mm 3 350 - 2000 volume mm 3 >2000 <1.6 mm 260 +0 c* 260 +0 c* 260 +0 c* 1.6 mm ? 2.5 mm 260 +0 c* 250 +0 c* 245 +0 c* 3 2.5 mm 250 +0 c* 245 +0 c* 245 +0 c* *tolerance: the device manufacturer/supplier shall assure process compatibility up to and including the stated classification temperature (this means peak reflow temperature +0 c. for example 260 c+0 c) at the rated msl level. c l a s s i f i c a t i o n r e f l o w p r o f i l e s ( c o n t . ) c o p y r i g h t ? a n p e c e l e c t r o n i c s c o r p . r e v . a . 4 - m a y . , 2 0 0 5 a p l 5 9 1 3 w w w . a n p e c . c o m . t w 1 9 application carrier width cover tape width devices per reel sop - 8/ - p 12 9.3 2500 c o v e r t a p e d i m e n s i o n s a n p e c e l e c t r o n i c s c o r p . h e a d o f f i c e : 5 f , n o . 2 l i - h s i n r o a d , s b i p , h s i n - c h u , t a i w a n , r . o . c . t e l : 8 8 6 - 3 - 5 6 4 2 0 0 0 f a x : 8 8 6 - 3 - 5 6 4 2 0 5 0 t a i p e i b r a n c h : 7 f , n o . 1 3 7 , l a n e 2 3 5 , p a c c h i a o r d . , h s i n t i e n c i t y , t a i p e i h s i e n , t a i w a n , r . o . c . t e l : 8 8 6 - 2 - 8 9 1 9 1 3 6 8 f a x : 8 8 6 - 2 - 8 9 1 9 1 3 6 9 c u s t o m e r s e r v i c e application a b c j t1 t2 w p e 330 1 62 +1.5 12.75+ 0.15 2 0.5 12.4 0.2 2 0.2 12 0. 3 8 0.1 1.75 0.1 f d d1 po p1 ao bo ko t sop - 8/ - p 5.5 1 1.55 +0.1 1.55+ 0.25 4.0 0.1 2.0 0.1 6.4 0.1 5.2 0. 1 2.1 0.1 0.3 0.013 c a r r i e r t a p e & r e e l d i m e n s i o n s ( c o n t . ) a j b t2 t1 c ( m m ) |
Price & Availability of APL5913-KAC-TR |